Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

XF1006HV-CMC100 Arkusz danych(PDF) 2 Page - XFMRS Inc.

Numer części XF1006HV-CMC100
Szczegółowy opis  Inductance Range 100uH to 2.5mH
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  XFMRS [XFMRS Inc.]
Strona internetowa  http://www.xfmrs.com
Logo XFMRS - XFMRS Inc.

XF1006HV-CMC100 Arkusz danych(HTML) 2 Page - XFMRS Inc.

  XF1006HV-CMC100 Datasheet HTML 1Page - XFMRS Inc. XF1006HV-CMC100 Datasheet HTML 2Page - XFMRS Inc. XF1006HV-CMC100 Datasheet HTML 3Page - XFMRS Inc. XF1006HV-CMC100 Datasheet HTML 4Page - XFMRS Inc. XF1006HV-CMC100 Datasheet HTML 5Page - XFMRS Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
www.xfmrs.com
info@xfmrs.com
152-160 Tai Lin Pai Rd.
Kwai Chung, NT, Hong Kong
(852)2423-1689
pyiu@xfmrs.com.hk
Rev: A/1
7570 E. Landersdale Rd.
Camby, IN 46113
Phone:
(317) 834-1066
Impedance vs Frequency
1
10
100
1000
10000
100000
0.1
1
10
100
Frequency(MHz)
XF1006HV-CMC100
XF2506HV-CMC100
XF5006HV-CMC100
XF7506HV-CMC100
XF0013HV-CMC100
XF1255HV-CMC100
XF0154HV-CMC100
XF1755HV-CMC100
XF0023HV-CMC100
XF0254HV-CMC100



Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com