Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

DB4 Arkusz danych(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Numer części DB4
Szczegółowy opis  DIAC
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

DB4 Arkusz danych(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  DB4 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics DB4 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics DB4 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics DB4 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics DB4 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
DB3 DB4 SMDB3
3/5
10mA
IBO
IB
-V
+ V
+IF
-IF
0,5 VBO
VBO
V
VF
Diagram 1: Voltage - current characteristic curve.
D.U.T
Vo
C=0.1µF
220 V
50 Hz
500 k
Ω
10 k
Ω
R=20
Ω
I
P
Rs=0
T410
Diagram 2: Test circuit.
90 %
lp
10 %
tr
Diagram 3: Rise time measurement.
Part Number
Marking
Weight
Base Quantity
Packing Mode
SMDB3
DB3
0.01 g
3000
Tape & Reel
DB3
DB3 (Blue Body Coat)
0.15 g
5000
Tape & Reel
DB4
DB4 (Blue Body Coat)
0.15 g
5000
Tape & Reel
OTHER INFORMATION



Html Pages

1 2 3 4 5