| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32F446ME Arkusz danych(PDF) 47 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F446ME Arkusz danych(HTML) 47 Page - STMicroelectronics |
|
47 / 202 page ![]() DocID027107 Rev 6 47/202 STM32F446xC/E Pinout and pin description 66 - 5 - B4 5 PE6 I/O FT - TRACED3, TIM9_CH2, SPI4_MOSI, SAI1_SD_A, FMC_A22, DCMI_D7, EVENTOUT - 1 6 B9 C2 6 VBAT S - - - - 2 7 C8 A1 7 PC13 I/O FT - EVENTOUT TAMP_1/WKUP1 38 C9 B1 8 PC14- OSC32_IN(PC14) I/O FT - EVENTOUT OSC32_IN 4 9 D9 C1 9 PC15- OSC32_OUT(PC15) I/O FT - EVENTOUT OSC32_OUT -- - C3 10 PF0 I/O FT - I2C2_SDA, FMC_A0, EVENTOUT - -- - C4 11 PF1 I/O FT - I2C2_SCL, FMC_A1, EVENTOUT - -- - D4 12 PF2 I/O FT - I2C2_SMBA, FMC_A2, EVENTOUT - - - - E2 13 PF3 I/O FT - FMC_A3, EVENTOUT ADC3_IN9 - - - E3 14 PF4 I/O FT - FMC_A4, EVENTOUT ADC3_IN14 - - - E4 15 PF5 I/O FT - FMC_A5, EVENTOUT ADC3_IN15 - 10 - D2 16 VSS S - - - - -11 - D3 17 VDD S - - - - -- - F3 18 PF6 I/O FT - TIM10_CH1, SAI1_SD_B, QUADSPI_BK1_IO3, EVENTOUT ADC3_IN4 -- - F2 19 PF7 I/O FT - TIM11_CH1, SAI1_MCLK_B, QUADSPI_BK1_IO2, EVENTOUT ADC3_IN5 -- - G3 20 PF8 I/O FT - SAI1_SCK_B, TIM13_CH1, QUADSPI_BK1_IO0, EVENTOUT ADC3_IN6 -- - G2 21 PF9 I/O FT - SAI1_FS_B, TIM14_CH1, QUADSPI_BK1_IO1, EVENTOUT ADC3_IN7 - - - G1 22 PF10 I/O FT - DCMI_D11, EVENTOUT ADC3_IN8 5 12 E9 D1 23 PH0-OSC_IN(PH0) I/O FT - EVENTOUT OSC_IN Table 10. STM32F446xx pin and ball descriptions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |