| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32F745VG Arkusz danych(PDF) 87 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F745VG Arkusz danych(HTML) 87 Page - STMicroelectronics |
|
87 / 227 page ![]() Port J PJ7 - -- - - -- - - - - - -- LCD_G0 EVEN TOUT PJ8 - -- - - -- - - - - - -- LCD_G1 EVEN TOUT PJ9 - -- - - -- - - - - - -- LCD_G2 EVEN TOUT PJ10 - - - - - - - --- - - - - LCD_G3 EVEN TOUT PJ11 - - - - - - - --- - - - - LCD_G4 EVEN TOUT PJ12 - - - - - - - - - - - - - - LCD_B0 EVEN TOUT PJ13 - - - - - - - - - - - - - - LCD_B1 EVEN TOUT PJ14 - - - - - - - - - - - - - - LCD_B2 EVEN TOUT PJ15 - - - - - - - - - - - - - - LCD_B3 EVEN TOUT Table 12. STM32F745xx and STM32F746xx alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10/ 11/LPTIM 1/CEC I2C1/2/3/ 4/CEC SPI1/2/3/ 4/5/6 SPI3/ SAI1 SPI2/3/U SART1/2/ 3/UART5/ SPDIFRX SAI2/US ART6/UA RT4/5/7/8 /SPDIFR X CAN1/2/T IM12/13/ 14/QUAD SPI/LCD SAI2/QU ADSPI/O TG2_HS/ OTG1_FS ETH/ OTG1_FS FMC/SD MMC1/O TG2_FS DCMI LCD SYS |