| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32F401CBU3 Arkusz danych(PDF) 126 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F401CBU3 Arkusz danych(HTML) 126 Page - STMicroelectronics |
|
126 / 135 page ![]() DocID024738 Rev 6 126/135 STM32F401xB STM32F401xC Package information 130 7.5 UFBGA100 package information Figure 58. UFBGA100 - 100-ball, 7 x 7 mm, 0.50 mm pitch, ultra fine pitch ball grid array package outline 1. Drawing is not to scale. Table 84. UFBGA100 - 100-ball, 7 x 7 mm, 0.50 mm pitch, ultra fine pitch ball grid array package mechanical data Symbol millimeters inches(1) Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.460 0.530 0.600 0.0181 0.0209 0.0236 A1 0.050 0.080 0.110 0.0020 0.0031 0.0043 A2 0.400 0.450 0.500 0.0157 0.0177 0.0197 A3 - 0.130 - - 0.0051 - A4 0.270 0.320 0.370 0.0106 0.0126 0.0146 b 0.240 0.290 0.340 0.0094 0.0114 0.0134 D 6.950 7.000 7.050 0.2736 0.2756 0.2776 D1 5.450 5.500 5.550 0.2146 0.2165 0.2185 E 6.950 7.000 7.050 0.2736 0.2756 0.2776 E1 5.450 5.500 5.550 0.2146 0.2165 0.2185 e - 0.500 - - 0.0197 - F 0.700 0.750 0.800 0.0276 0.0295 0.0315 |