| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STGAP1AS Arkusz danych(PDF) 57 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STGAP1AS Arkusz danych(HTML) 57 Page - STMicroelectronics |
|
57 / 70 page ![]() DocID029344 Rev 2 57/70 STGAP1AS Programming manual 70 The 2LTOtime parameter sets the duration of the 2-level turn-off sequence (refer to Section 7.10 on page 33 for details). If the 2LTOtime is set to zero, the 2-level turn-off feature is disabled. Table 36. 2LTOth 2LTOth [3 ... 0] 2LTO threshold value [V] 00 00 7.00 00 01 7.50 00 10 8.00 00 11 8.50 01 00 9.00 01 01 9.50 0 1 1 0 10.00 0 1 1 1 10.50 10 00 11.00 10 01 11.50 1 0 1 0 12.00 1 0 1 1 12.50 1 1 0 0 13.00 1 1 0 1 13.50 1 1 1 0 14.00 1 1 1 1 14.50 |