| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MCP633 Arkusz danych(PDF) 18 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MCP633 Arkusz danych(HTML) 18 Page - Microchip Technology |
|
18 / 60 page ![]() MCP631/2/3/4/5/9 DS20002197C-page 18 2009-2014 Microchip Technology Inc. 3.0 PIN DESCRIPTIONS Descriptions of the pins are listed in Table 3-1. TABLE 3-1: PIN FUNCTION TABLE Description SOIC SOT -23 2x3 TDFN SOIC 3x3 DFN SOIC SOT- 23 SOIC TSSOP MSOP 3x3 DFN QFN 24 2 2 22 4 2 2 2 2 1 VIN-, VINA- Inverting Input (op amp A) 33 3 3 33 3 3 3 3 3 2 VIN+, VINA+ Non-Inverting Input (op amp A) 75 7 8 87 6 4 4 10 10 3 VDD Positive Power Supply —— — 5 5 — — 5 5 7 7 4 VINB+ Non-Inverting Input (op amp B) —— — 6 6 — — 6 6 8 8 5 VINB- Inverting Input (op amp B) —— — 7 7 — — 7 7 9 9 6 VOUTB Output (op amp B) —— — — — — — — — — — 7 CSBC Chip Select Digital Input (op amp B and C) —— — — — — — 8 8 — — 8 VOUTC Output (op amp C) —— — — — — — 9 9 — — 9 VINC- Inverting Input (op amp C) —— — — — — — 10 10 — — 10 VINC+ Non-Inverting Input (op amp C) 42 4 4 44 2 11 11 4 4 11 VSS Negative Power Supply —— — — — — — 12 12 — — 12 VIND+ Non-Inverting Input (op amp D) —— — — — — — 13 13 — — 13 VIND- Inverting Input (op amp D) —— — — — — — 14 14 — — 14 VOUTD Output (op amp D) —— — — — — — — — — — 15 CSAD Chip Select Digital Input (op amp A and D) 61 6 1 16 1 1 1 1 1 16 VOUT, VOUTA Output (op amp A) — — 9 — 9 — — — — — 11 17 EP Exposed Thermal Pad (EP); must be connected to VSS —— — — — 8 5 — — 5 5 — CS, CSA Chip Select Digital Input (op amp A) —— — — — — — — — 6 6 — CSB Chip Select Digital Input (op amp B) 1,5, 8 —1, 5, 8 — — 1, 5 — — — — — — NC No Internal Connection |