| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
HT47R20 Arkusz danych(PDF) 13 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT47R20 Arkusz danych(HTML) 13 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
13 / 42 page ![]() HT47R20 Rev. 1.10 13 2002-07-25 D i v i d e r f S R O M C o d e O p t i o n P r e s c a l e r L C D D r i v e r T i m e B a s e I n t e r r u p t f S / 2 ~ f S / 2 1 2 1 5 B u z z e r f S / 2 ~ f S / 2 2 9 f S / 2 ~ f S / 2 2 8 8 f S / 2 实时时钟 — RTC 实时时钟与时基的操作基本相同 可以产生有规律的内部中断 它的溢出时间范围为 fs/28~fs/215 由 软件设置决定 若将数据写入 RT2 RT1 和 RT0(RTCC 第 2 第 1 第 0 位)之中 会产生不同的溢出时间 如果实时时钟产生溢出的现象 则其对应的中断请求标志 (RTF INTC 的第六位)会被置位 如果中断允许 且此时堆栈尚有空间 则产生一个中断服务到 0CH 的地址 实时时钟的溢出时间信号 也可提供给定时/ 计数器做为时钟来源 以便得到更长的溢出时间周期 8 f S / 2 D i v i d e r f S 8 t o 1 M u x . P r e s c a l e r R T 2 R T 1 R T 0 R T C I n t e r r u p t 8 1 5 f S / 2 ~ f S / 2 RT2 RT1 RT0 RTC 分频级数 0 0 0 28* 0 0 1 29* 0 1 0 210* 0 1 1 211* 1 0 0 212 1 0 1 213 1 1 0 214 1 1 1 215 注 *不建议使用 暂停模式 HALT 暂停模式是由 HALT 指令来实现的 具有下列功能 关闭系统振荡器 但看门狗定时器振荡器仍会继续运行 (如果选择的是看门狗定时器 RC 振荡器 或是 实时时钟振荡器 ) 不改变 RAM 和寄存器的内容 清除并重新计数看门狗定时器 (如果看门狗定时器的时钟来源为看门狗定时器 RC 振荡器 或是实时时 钟振荡器 ) 所有输入 /输出口都维持其原有状态 置位 PD 标志并且清除 TO 标志 可由掩膜选择液晶显示驱动电路仍继续运作 (如果选择的是看门狗定时器 RC 振荡器 或是实时时钟振 荡器 ) 若欲离开暂停模式 可以执行外部复位 中断 PA 口下降沿的信号 或是看门狗定时器溢出 其中 外部复位会造成系统初始化 (System Initialization) 看门狗定时器溢出则会发生热复位 我们可以通过检测 TO 和 PD 标志的状态来了解系统复位的原因 欲清除 PD 标志 可通过系统上电或是执行 CLR WDT 指令 来达成 而若要置位 PD 标志 则可执行 HALT 指令 如果发生看门狗定时器超时 不仅会置位 TO 标志 还会产生唤醒 并且复位程序计数器和状态指针 而其它的电路则继续维持其原有的状态 PA 口唤醒和中断这两种方式可以视为正常运行的继续 PA 口上每个位在掩膜选择时都可以单独选择 用来唤醒系统 一旦从输入 /输出口启动唤醒之后 程序即从下一条指令重新开始运行 但如果是从中断被 唤醒的话 此时可能会发生两种情况 如果相关中断都被禁止 或该中断被允许且堆栈已用满的话 程序 会从下一条指令重新开始运行 但如果该中断被允许 但堆栈尚未用满 则会产生一般中断响应 当进入 HALT 状态以前某个中断请求位被置位 那么系统不能用这个中断来唤醒 若发生唤醒事件 必需额外花费 1024tSYS(系统时钟周期)的时间 才能重新正常运行 换言之 唤醒 之后即会插入一个等待周期 如果唤醒是由于中断响应的话 实际中断子程序的执行会延时大约一个以上 |