| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LETH3W Arkusz danych(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LETH3W Arkusz danych(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH |
|
6 / 19 page ![]() LE A H3W, LE T H3W, LE B H3W 2010-03-03 6 Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke 1) Seite 19 Luminous Intensity 1) page 19 Ι V (cd) Lichtstrom 2) Seite 19 Luminous Flux 2) page 19 Φ V (lm) amber; true green LA LB MA MB NA 112.0 ... 140.0 140.0 ... 180.0 180.0 ... 224.0 224.0 ... 280.0 280.0 ... 355.0 380 (typ.) 480 (typ.) 600 (typ.) 760 (typ.) 950 (typ.) blue JA JB KA 45.0 ... 56.0 56.0 ... 71.0 71.0 ... 90.0 150 (typ.) 190 (typ.) 240 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 3) Seite 19 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 3) page 19 Gruppe Group amber true green blue Einheit Unit min. max. min. max. min. max. 2 509 515 456 462 nm 3 613 619 515 521 462 469 nm 4 619 625 521 527 nm 5 527 533 nm Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: LA-3 Example: LA-3 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength LA 3 Anm.: In einer Verpackungseinheit ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit ever contains more than one group for each selection. |