| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LECWE2A Arkusz danych(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LECWE2A Arkusz danych(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH |
|
3 / 18 page ![]() Preliminary LE CW E2A 2006-10-16 3 Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Werte Values Einheit Unit Betriebstemperatur* Operating temperature range* T board, op – 40 … + 100 °C Lagertemperatur Storage temperature range T board, stg – 40 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature T j 150 °C minimaler Durchlassstrom pro Chip minimum Forward current per chip ( T board=25°C) I F 100 mA maximaler Durchlassstrom pro Chip maximum Forward current per chip ( T board=25°C) I F 1000 mA Stoßstrom Surge current ≤ 10 µs, D = 0.1, T board = 25 °C I FM 2000 mA Sperrspannung Reverse voltage ( T board=25°C) V R not designed for reverse operation V Leistungsaufnahme pro Modul Power consumption per modul ( T board=25°C) P tot 18 W * Eine Betauung des Moduls muss vermieden werden. Condensation on the module has to be avoided. Kennwerte Charakteristics Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Werte Values Einheit Unit Wärmewiderstand des gesamten Moduls Thermal resistance of the module Sperrschicht / Bodenplatte Junction / base plate R th JB 4.2 K/W |