Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FXP830.24.0100B Arkusz danych(PDF) 10 Page - Taoglas antenna solutions

Numer części FXP830.24.0100B
Szczegółowy opis  Very High Efficiency
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TAOGLAS [Taoglas antenna solutions]
Strona internetowa  http://www.taoglas.com
Logo TAOGLAS - Taoglas antenna solutions

FXP830.24.0100B Arkusz danych(HTML) 10 Page - Taoglas antenna solutions

Back Button FXP830.24.0100B Datasheet HTML 6Page - Taoglas antenna solutions FXP830.24.0100B Datasheet HTML 7Page - Taoglas antenna solutions FXP830.24.0100B Datasheet HTML 8Page - Taoglas antenna solutions FXP830.24.0100B Datasheet HTML 9Page - Taoglas antenna solutions FXP830.24.0100B Datasheet HTML 10Page - Taoglas antenna solutions FXP830.24.0100B Datasheet HTML 11Page - Taoglas antenna solutions FXP830.24.0100B Datasheet HTML 12Page - Taoglas antenna solutions FXP830.24.0100B Datasheet HTML 13Page - Taoglas antenna solutions FXP830.24.0100B Datasheet HTML 14Page - Taoglas antenna solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
SPE-14-8-022/F/SS
Page 10 of 14
XY Plane
- 3 5
- 3 0
- 2 5
- 2 0
- 1 5
- 1 0
-5
0
5
0
5 10 15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340345
350355
2 . 4 5 G Hz
5 . 0 G Hz
5 . 8 G Hz
XZ Plane
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
0
5
10 15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340 345
350 355
2.45GHz
5.0GHz
5.8GHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com