Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STGD3NB60F Arkusz danych(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

Numer części STGD3NB60F
Szczegółowy opis  N-CHANNEL 3A - 600V - TO-220/TO-220FP/DPAK/D2PAK PowerMESH™ IGBT
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGD3NB60F Arkusz danych(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STGD3NB60F Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGD3NB60F Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGD3NB60F Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGD3NB60F Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGD3NB60F Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGD3NB60F Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGD3NB60F Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STGD3NB60F Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STGD3NB60F Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
STGP3NB60F/STGD3NB60F/STGP3NB60FD/STGF3NB60FD/STGB3NB60FD
8/14
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
b
0.61
0.88
0.024
0.034
b1
1.15
1.70
0.045
0.066
c
0.49
0.70
0.019
0.027
D
15.25
15.75
0.60
0.620
E
10
10.40
0.393
0.409
e
2.40
2.70
0.094
0.106
e1
4.95
5.15
0.194
0.202
F
1.23
1.32
0.048
0.052
H1
6.20
6.60
0.244
0.256
J1
2.40
2.72
0.094
0.107
L
13
14
0.511
0.551
L1
3.50
3.93
0.137
0.154
L20
16.40
0.645
L30
28.90
1.137
øP
3.75
3.85
0.147
0.151
Q
2.65
2.95
0.104
0.116
TO-220 MECHANICAL DATA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14