| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
IN74LS07N Arkusz danych(PDF) 3 Page - Integral Corp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IN74LS07N Arkusz danych(HTML) 3 Page - Integral Corp. |
|
3 / 3 page ![]() IN74LS07 3 AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T A = 25°C, VCC = 5.0 V, CL = 15 pF, RL = 110 Ω,tr = 15 ns, tf = 6.0 ns) Symbol Parameter Min Max Unit tPLH Propagation Delay, Input A to Output Y 10 ns tPHL Propagation Delay, Input A to Output Y 30 ns Figure 1. Switching Waveforms NOTE A. CL includes probe and jig capacitance. Figure 2. Test Circuit |