Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STTH8S12 Arkusz danych(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

Numer części STTH8S12
Szczegółowy opis  Low thermal resistance
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STTH8S12 Arkusz danych(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

  STTH8S12 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STTH8S12 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STTH8S12 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STTH8S12 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STTH8S12 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STTH8S12 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STTH8S12 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STTH8S12 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Package information
STTH8S12
6/8
DocID026655 Rev 1
Table 6. T0-220AC dimension values
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.066
G
4.95
5.15
0.194
0.202
H2
10.00
10.40
0.393
0.409
L2
16.40
0.645
L4
13.00
14.00
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.20
6.60
0.244
0.259
L9
3.5
3.93
0.137
0.154
M2.6
0.102
Diam. I
3.75
3.85
0.147
0.151



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8