Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STTH15AC06 Arkusz danych(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

Numer części STTH15AC06
Szczegółowy opis  Reduces switching and conduction losses
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STTH15AC06 Arkusz danych(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

  STTH15AC06 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STTH15AC06 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STTH15AC06 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STTH15AC06 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STTH15AC06 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STTH15AC06 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STTH15AC06 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STTH15AC06 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Package information
STTH15AC06
6/8
DocID026243 Rev 2
Table 6. TO-220FPAC package mechanical data
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
4.4
4.6
0.173
0.181
B
2.5
2.7
0.098
0.106
D
2.5
2.75
0.098
0.108
E
0.45
0.70
0.018
0.027
F
0.75
1
0.030
0.039
F1
1.15
1.70
0.045
0.067
G
4.95
5.20
0.195
0.205
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H
10
10.4
0.393
0.409
L2
16 Typ.
0.63 Typ.
L3
28.6
30.6
1.126
1.205
L4
9.8
10.6
0.386
0.417
L6
15.9
16.4
0.626
0.646
L7
9.00
9.30
0.354
0.366
Dia.
3.00
3.20
0.118
0.126



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8