| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STTH30R04-Y Arkusz danych(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STTH30R04-Y Arkusz danych(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 10 page ![]() Package information STTH30R04-Y 8/10 DocID024454 Rev 1 Table 7. TO-220AC dimension values Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 4.40 4.60 0.173 0.181 C 1.23 1.32 0.048 0.051 D 2.40 2.72 0.094 0.107 E 0.49 0.70 0.019 0.027 F 0.61 0.88 0.024 0.034 F1 1.14 1.70 0.044 0.066 G 4.95 5.15 0.194 0.202 H2 10.00 10.40 0.393 0.409 L2 16.4 0.645 L4 13.00 14.00 0.511 0.551 L5 2.65 2.95 0.104 0.116 L6 15.25 15.75 0.600 0.620 L7 6.20 6.60 0.244 0.259 L9 3.50 3.93 0.137 0.154 M 2.6 0.102 Diam. I 3.75 3.85 0.147 0.151 |