Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STP6N80K5 Arkusz danych(PDF) 16 Page - STMicroelectronics

Numer części STP6N80K5
Szczegółowy opis  Zener-protected
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP6N80K5 Arkusz danych(HTML) 16 Page - STMicroelectronics

Back Button STP6N80K5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STP6N80K5 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STP6N80K5 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STP6N80K5 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics STP6N80K5 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics STP6N80K5 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics STP6N80K5 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics STP6N80K5 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics STP6N80K5 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 26 page
background image
Package information
STB6N80K5, STD6N80K5, STI6N80K5, STP6N80K5
16/26
DocID024661 Rev 3
Table 11. DPAK (TO-252) type E mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A2.18
2.39
A2
0.13
b0.65
0.884
b4
4.95
5.46
c0.46
0.61
c2
0.46
0.60
D5.97
6.22
D1
5.21
E6.35
6.73
E1
4.32
e2.286
e1
4.572
H
9.94
10.34
L1.50
1.78
L1
2.74
L2
0.89
1.27
L4
1.02



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26