| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STW28N60M2 Arkusz danych(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STW28N60M2 Arkusz danych(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 21 page ![]() Package information STB28N60M2, STI28N60M2, STP28N60M2, STW28N60M2 14/21 DocID025254 Rev 4 Figure 25: D2PAK type A reel outline Table 10: D²PAK type A tape and reel mechanical data Tape Reel Dim. mm Dim. mm Min. Max. Min. Max. A0 10.5 10.7 A 330 B0 15.7 15.9 B 1.5 D 1.5 1.6 C 12.8 13.2 D1 1.59 1.61 D 20.2 E 1.65 1.85 G 24.4 26.4 F 11.4 11.6 N 100 K0 4.8 5.0 T 30.4 P0 3.9 4.1 P1 11.9 12.1 Base quantity 1000 P2 1.9 2.1 Bulk quantity 1000 R 50 T 0.25 0.35 W 23.7 24.3 |