| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STU5N60M2 Arkusz danych(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STU5N60M2 Arkusz danych(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 22 page ![]() Package information STD5N60M2, STP5N60M2, STU5N60M2 18/22 DocID025318 Rev 4 Table 12: TO-220 type A mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 4.40 4.60 b 0.61 0.88 b1 1.14 1.55 c 0.48 0.70 D 15.25 15.75 D1 1.27 E 10.00 10.40 e 2.40 2.70 e1 4.95 5.15 F 1.23 1.32 H1 6.20 6.60 J1 2.40 2.72 L 13.00 14.00 L1 3.50 3.93 L20 16.40 L30 28.90 øP 3.75 3.85 Q 2.65 2.95 |