| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STF6N80K5 Arkusz danych(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STF6N80K5 Arkusz danych(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 15 page ![]() DocID024664 Rev 4 13/15 STF6N80K5, STFI6N80K5 Package information 15 Table 10. I2PAKFP (TO-281) mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A4.40 - 4.60 B2.50 2.70 D2.50 2.75 D1 0.65 0.85 E0.45 0.70 F0.75 1.00 F1 1.20 G4.95 5.20 H 10.00 10.40 L1 21.00 23.00 L2 13.20 14.10 L3 10.55 10.85 L4 2.70 3.20 L5 0.85 1.25 L6 7.50 7.60 7.70 |