| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
M24C32-RBN3TP Arkusz danych(PDF) 23 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M24C32-RBN3TP Arkusz danych(HTML) 23 Page - STMicroelectronics |
|
23 / 26 page ![]() 23/26 M24C64, M24C32 Figure 16. UFDFPN8 (MLP8) – 8-lead Ultra thin Fine pitch Dual Flat Package No lead 2x3mm Note: Drawing is not to scale. Table 21. UFDFPN8 (MLP8) – 8-lead Ultra thin Fine pitch Dual Flat Package No lead 2x3mm, Package Mechanical Data Symbol millimeters inches Typ Min Max Typ Min Max A 0.55 0.50 0.60 0.022 0.020 0.024 A1 0.00 0.05 0.000 0.002 b 0.25 0.20 0.30 0.010 0.008 0.012 D 2.00 0.079 D2 1.55 1.65 0.061 0.065 ddd 0.05 0.002 E3.00 0.118 E2 0.15 0.25 0.006 0.010 e 0.50 – – 0.020 – – L 0.45 0.40 0.50 0.018 0.016 0.020 L1 0.15 0.006 L3 0.30 0.012 N8 8 D E UFDFPN-01 A A1 ddd L1 e b D2 L E2 L3 |