| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STF13N60M2 Arkusz danych(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STF13N60M2 Arkusz danych(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 14 page ![]() DocID023939 Rev 4 11/14 STF13N60M2, STFI13N60M2 Package mechanical data Table 9. TO-220FP mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A4.4 4.6 B2.5 2.7 D2.5 2.75 E 0.45 0.7 F0.75 1 F1 1.15 1.70 F2 1.15 1.70 G 4.95 5.2 G1 2.4 2.7 H10 10.4 L2 16 L3 28.6 30.6 L4 9.8 10.6 L5 2.9 3.6 L6 15.9 16.4 L7 9 9.3 Dia 3 3.2 |