Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STF140N8F7 Arkusz danych(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

Numer części STF140N8F7
Szczegółowy opis  High avalanche ruggedness
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STF140N8F7 Arkusz danych(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STF140N8F7 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STF140N8F7 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STF140N8F7 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STF140N8F7 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STF140N8F7 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STF140N8F7 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STF140N8F7 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STF140N8F7 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STF140N8F7 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
Package mechanical data
STF140N8F7
10/12
DocID023888 Rev 3
Table 8: TO-220FP mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A
4.4
4.6
B
2.5
2.7
D
2.5
2.75
E
0.45
0.7
F
0.75
1
F1
1.15
1.70
F2
1.15
1.70
G
4.95
5.2
G1
2.4
2.7
H
10
10.4
L2
16
L3
28.6
30.6
L4
9.8
10.6
L5
2.9
3.6
L6
15.9
16.4
L7
9
9.3
Dia
3
3.2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12