Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

L4984D Arkusz danych(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Numer części L4984D
Szczegółowy opis  CCM PFC controller
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L4984D Arkusz danych(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  L4984D Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L4984D Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L4984D Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L4984D Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L4984D Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L4984D Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L4984D Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L4984D Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L4984D Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 35 page
background image
DocID024474 Rev 1
3/35
L4984D
List of figures
List of figures
Figure 1.
Electrical diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Figure 2.
Pin connection (top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 3.
IC consumption vs. VCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 4.
IC consumption vs. Tj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 5.
VCC Zener voltage vs. Tj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 6.
Startup & UVLO vs. Tj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 7.
Feedback reference vs. Tj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 8.
E/A output clamp levels vs. Tj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 9.
UVLO saturation vs. Tj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 10.
OVP levels vs. Tj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 11.
Inductor saturation threshold vs. Tj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 12.
Vcs clamp vs. Tj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 13.
Timer pin charging current vs. Tj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 14.
Brownout threshold (on VFF) vs. Tj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 15.
RFF discharge vs. Tj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 16.
Line drop detection threshold vs. Tj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 17.
VMULTpk - VVFF dropout vs. Tj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 18.
PFC_OK enable threshold vs. Tj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 19.
FFD threshold vs. Tj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 20.
Multiplier characteristics at VFF=1 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 21.
Multiplier characteristics at VFF=3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 22.
Multiplier gain vs. Tj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 23.
Gate drive clamp vs. Tj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 24.
Gate drive output saturation vs. Tj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 25.
Delay to output vs. Tj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 26.
Line-modulated fixed-off-time modulator: a) internal block diagram; b) key waveforms. . . 17
Figure 27.
Typical frequency change along a line half-cycle in a boost PFC
operated in LM-FOT (left) and TM (right) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 28.
Line-modulated fixed-off-time-controlled boost PFC: current waveforms . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 29.
Line-modulated fixed-off-time-controlled boost PFC: input current harmonic contents . . . 20
Figure 30.
Output voltage setting, OVP and FFD functions: internal block diagram . . . . . . . . . . . . . . 21
Figure 31.
Voltage feedforward: squarer-divider (1/V2) block diagram and transfer characteristic . . . 23
Figure 32.
RFF·CFF as a function of 3rd harmonic distortion introduced in the input current . . . . . . . . 25
Figure 33.
Startup mechanisms and activations of the soft-start function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 34.
Effect of boost inductor saturation on MOSFET current and detection method . . . . . . . . . 27
Figure 35.
THD optimizer circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figure 36.
HD optimization: standard PFC controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Figure 37.
Interface circuits that let DC-DC converter controller IC disable the L4984D . . . . . . . . . . . 30
Figure 38.
SSO10 package dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com