Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STGD10NC60SDT4 Arkusz danych(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

Numer części STGD10NC60SDT4
Szczegółowy opis  10 A, 600 V fast IGBT
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGD10NC60SDT4 Arkusz danych(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STGD10NC60SDT4 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGD10NC60SDT4 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGD10NC60SDT4 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGD10NC60SDT4 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STGD10NC60SDT4 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STGD10NC60SDT4 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STGD10NC60SDT4 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STGD10NC60SDT4 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STGD10NC60SDT4 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
STGD10NC60SD, STGF10NC60SD
Package mechanical data
Doc ID 15847 Rev 2
11/16
DIM.
mm.
min.
typ
max.
A
2.20
2.40
A1
0.901.10
A2
0.03
0.23
b
0.64
0.90
b4
5.20
5.40
c
0.45
0.60
c2
0.48
0.60
D
6.00
6.20
D1
5.10
E
6.40
6.60
E1
4.70
e2.28
e1
4.40
4.60
H
9.35
10.10
L1
L1
2.80
L2
0.80
L4
0.60
1
R0.20
V2
0 o
8 o
TO-252 (DPAK) mechanical data
0068772_G



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16