Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STGWT60H65DFB Arkusz danych(PDF) 17 Page - STMicroelectronics

Numer części STGWT60H65DFB
Szczegółowy opis  Low thermal resistance
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGWT60H65DFB Arkusz danych(HTML) 17 Page - STMicroelectronics

Back Button STGWT60H65DFB Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STGWT60H65DFB Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STGWT60H65DFB Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STGWT60H65DFB Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STGWT60H65DFB Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics STGWT60H65DFB Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics STGWT60H65DFB Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics STGWT60H65DFB Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics STGWT60H65DFB Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 19 page
background image
DocID024365 Rev 7
17/19
STGW60H65DFB, STGWA60H65DFB, STGWT60H65DFB
Package information
Table 10. TO-3P mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A
4.60
4.80
5
A1
1.45
1.50
1.65
A2
1.20
1.40
1.60
b
0.80
1.00
1.20
b1
1.80
2.00
2.20
b2
2.80
3.00
3.20
c
0.55
0.60
0.75
D
19.70
19.90
20.10
D1
13.70
13.90
14.10
E
15.40
15.60
15.80
E1
13.40
13.60
13.80
E2
9.40
9.60
9.90
e
5.15
5.45
5.75
L
19.80
20
20.20
L1
3.30
3.50
3.70
L2
18.20
18.40
18.60
øP
3.30
3.40
3.50
øP1
3.10
3.20
3.30
Q
4.80
5
5.20
Q1
3.60
3.80
4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19