Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STTH15AC06C Arkusz danych(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

Numer części STTH15AC06C
Szczegółowy opis  Low reverse recovery current
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STTH15AC06C Arkusz danych(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STTH15AC06C Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STTH15AC06C Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STTH15AC06C Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STTH15AC06C Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STTH15AC06C Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STTH15AC06C Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STTH15AC06C Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STTH15AC06C Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STTH15AC06C Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
DocID024884 Rev 1
9/11
STTH15AC06C
Package information
Table 7. T0-220FPAB dimension values
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
4.4
4.6
0.173
0.181
B
2.5
2.7
0.098
0.106
D
2.5
2.75
0.098
0.108
E
0.45
0.70
0.018
0.027
F
0.75
1
0.030
0.039
F1
1.15
1.70
0.045
0.067
F2
1.15
1.70
0.045
0.067
G
4.95
5.20
0.195
0.205
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H
10
10.4
0.393
0.409
L2
16 Typ.
0.63 Typ.
L3
28.6
30.6
1.126
1.205
L4
9.8
10.6
0.386
0.417
L5
2.9
3.6
0.114
0.142
L6
15.9
16.4
0.626
0.646
L7
9.00
9.30
0.354
0.366
Dia.
3.00
3.20
0.118
0.126



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11