| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STTH60AC06C Arkusz danych(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STTH60AC06C Arkusz danych(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 13 page ![]() DocID024886 Rev3 9/13 STTH60AC06C Package information Table 7. TO-3PF mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 5.30 5.70 0.2 0.22 C 2.80 3.20 0.11 0.12 D 3.10 3.50 0.12 0.13 D1 1.80 2.20 0.07 0.08 E 0.80 1.10 0.03 0.04 F 0.65 0.95 0.025 0.037 F2 1.80 2.20 0.07 0.08 G 10.30 11.50 0.40 0.45 G1 5.45 0.21 H 15.30 15.70 0.60 0.61 L 9.80 10 10.20 0.38 0.39 0.40 L2 22.80 23.20 0.89 0.91 L3 26.30 26.70 1.03 1.05 L4 43.20 44.40 1.70 1.74 L5 4.30 4.70 0.16 1.18 L6 24.30 24.70 0.95 0.97 L7 14.60 15 0.57 0.59 N 1.80 2.20 0.07 0.08 R 3.80 4.20 0.14 0.16 Dia 3.40 3.80 0.13 0.15 |