| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
48N60M2 Arkusz danych(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
48N60M2 Arkusz danych(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 12 page ![]() Package information STW48N60M2-4 10/12 DocID026750 Rev 3 Table 8: TO247-4 mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 4.90 5.00 5.10 A1 2.31 2.41 2.51 A2 1.90 2.00 2.10 b 1.16 1.29 b1 1.15 1.20 1.25 b2 0 0.20 c 0.59 0.66 c1 0.58 0.60 0.62 D 20.90 21.00 21.10 D1 16.25 16.55 16.85 D2 1.05 1.20 1.35 D3 24.97 25.12 25.27 E 15.70 15.80 15.90 E1 13.10 13.30 13.50 E2 4.90 5.00 5.10 E3 2.40 2.50 2.60 e 2.44 2.54 2.64 e1 4.98 5.08 5.18 L 19.80 19.92 20.10 P 3.50 3.60 3.70 P1 7.40 P2 2.40 2.50 2.60 Q 5.60 6.00 S 6.15 T 9.80 10.20 U 6.00 6.40 |