| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
L6738A Arkusz danych(PDF) 30 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6738A Arkusz danych(HTML) 30 Page - STMicroelectronics |
|
30 / 32 page ![]() Package mechanical data L6738A 30/32 Doc ID 18134 Rev 2 Figure 14. VFQFPN16 mechanical data and package dimensions OUTLINE AND MECHANICAL DATA DIM. mm mils MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A VFQFPN-16 (3x3x1.0mm) Very Fine Quad Flat Package No lead 0.80 0.90 1.00 31.49 35.43 39.37 A1 0.02 0.05 0.78 1.96 A2 0.65 1.00 25.59 39.37 A3 0.20 7.87 b 0.18 0.25 0.30 7.08 9.84 11.81 D 2.85 3.00 3.15 112.2 118.1 124.0 D1 1.50 59.05 D2 1.60 62.99 E 2.85 3.00 3.15 112.2 118.1 124.0 E1 1.50 59.05 E2 1.60 62.99 e 0.45 0.50 0.55 17.71 19.68 21.65 L 0.30 0.40 0.50 11.81 15.74 19.68 ddd 0.08 3.15 |