| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
UM1817 Arkusz danych(PDF) 41 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UM1817 Arkusz danych(HTML) 41 Page - STMicroelectronics |
|
41 / 58 page ![]() DocID026902 Rev 3 41/58 UM1817 STM32091C-EVAL IO assignment 57 68 PA9 RS-232/RS-485/irDA/8x_USART1_TX 69 PA10 RS-232/RS-485/irDA/8x_USART1_RX 70 PA11 RS232_USART1_CTS 71 PA12 RS232_USART1_RTS / RS485_DIR 72 PA13 SWDAT 73 PF6 - 74 VSS_4 VSS 75 VDDIO2 VDDIO2 76 PA14 SWCLK 77 PA15 - 78 PC10 8x_USART4_TX 79 PC11 8x_USART4_RX 80 PC12 ST-Link_USART5_TX 81 PD0 CAN_RX 82 PD1 CAN_TX 83 PD2 ST-Link_USART_RX 84 PD3 - 85 PD4 - 86 PD5 8x_USART2_TX 87 PD6 8x_USART2_RX 88 PD7 Smartcard_CK 89 PB3 8x_USART5_TX 90 PB4 8x_USART5_RX 91 PB5 TempSensor_INT I2C1_SMBA 92 PB6 TempSensor/HDMI/RF_I2C1_SCL 93 PB7 TempSensor/HDMI/RF_I2C1_SDA 94 PF11 + BOOT0 BOOT0 95 PB8 ACP_RST 96 PB9 IR_OUT 97 PE0 LED1 98 PE1 LED2 99 VSS_1 VSS 100 VDD_1 VDD Table 31. I/O assignment (continued) Pin No. Pin name STM32091C-EVAL IO assignment |