| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LNBH30 Arkusz danych(PDF) 25 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LNBH30 Arkusz danych(HTML) 25 Page - STMicroelectronics |
|
25 / 27 page ![]() LNBH30 Package information DocID023739 Rev 2 25/27 Table 13: QFN16 (4x4 mm) mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 0.80 0.90 1.00 A1 0.00 0.02 0.05 A3 0.20 b 0.25 0.30 0.35 D 3.90 4.00 4.10 D2 2.50 2.80 E 3.90 4.00 4.10 E 3.90 4.00 4.10 E2 2.50 2.80 e 0.65 L 0.30 0.40 0.50 Figure 10: QFN16 (4x4 mm) recommended footprint 7571203_A |