| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SPC56EL54x Arkusz danych(PDF) 60 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC56EL54x Arkusz danych(HTML) 60 Page - STMicroelectronics |
|
60 / 165 page ![]() Package pinouts and signal descriptions SPC56ELx, SPC564Lx 60/165 DocID15457 Rev 12 D3 A[15] SIUL GPIO[15] GPIO[15] eTimer_1 ETC[5] ETC[5] FlexCAN_1 — RXD FlexCAN_0 — RXD SIUL — EIRQ[14] D4 C[6] SIUL GPIO[38] GPIO[38] DSPI_0 SOUT — FlexPWM_0 B[1] B[1] SSCM DEBUG[6] — SIUL — EIRQ[24] D5 VSS_LV_CORE_RING — D6 VDD_LV_CORE_RING — D7 F[0] SIUL GPIO[80] GPIO[80] FlexPWM_0 A[1] A[1] eTimer_0 — ETC[2] SIUL — EIRQ[28] D8 VDD_HV_IO_RING — D9 VSS_HV_IO_RING — D10 Not connected — D11 A[11] SIUL GPIO[11] GPIO[11] DSPI_2 SCK SCK FlexPWM_0 A[0] A[0] FlexPWM_0 A[2] A[2] SIUL — EIRQ[10] D12 E[13] SIUL GPIO[77] GPIO[77] eTimer_0 ETC[5] ETC[5] DSPI_2 CS3 — SIUL — EIRQ[25] D13 F[15] SIUL GPIO[95] GPIO[95] LINFlexD_1 — RXD D14 VDD_HV_IO_RING — D15 VPP_TEST(1) — D16 D[14] SIUL GPIO[62] GPIO[62] FlexPWM_0 B[1] B[1] eTimer_0 — ETC[3] Table 5. LFBGA257 pin function summary (continued) Pin # Port/function Peripheral Output function Input function |