| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SPC56EL54x Arkusz danych(PDF) 43 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC56EL54x Arkusz danych(HTML) 43 Page - STMicroelectronics |
|
43 / 165 page ![]() DocID15457 Rev 12 43/165 SPC56ELx, SPC564Lx Package pinouts and signal descriptions 164 83 A[12] SIUL GPIO[12] GPIO[12] DSPI_2 SOUT — FlexPWM_0 A[2] A[2] FlexPWM_0 B[2] B[2] SIUL — EIRQ[11] 84 JCOMP — — JCOMP 85 C[15] SIUL GPIO[47] GPIO[47] FlexRay CA_TR_EN — eTimer_1 ETC[0] ETC[0] FlexPWM_0 A[1] A[1] CTU_0 — EXT_IN FlexPWM_0 — EXT_SYNC 86 D[0] SIUL GPIO[48] GPIO[48] FlexRay CA_TX — eTimer_1 ETC[1] ETC[1] FlexPWM_0 B[1] B[1] 87 VDD_HV_IO — 88 VSS_HV_IO — 89 D[3] SIUL GPIO[51] GPIO[51] FlexRay CB_TX — eTimer_1 ETC[4] ETC[4] FlexPWM_0 A[3] A[3] 90 D[4] SIUL GPIO[52] GPIO[52] FlexRay CB_TR_EN — eTimer_1 ETC[5] ETC[5] FlexPWM_0 B[3] B[3] 91 VDD_HV_REG_2 — 92 VDD_LV_COR — 93 VSS_LV_COR — 94 A[9] SIUL GPIO[9] GPIO[9] DSPI_2 CS1 — FlexPWM_0 B[3] B[3] FlexPWM_0 — FAULT[0] Table 3. LQFP100 pin function summary (continued) Pin # Port/function Peripheral Output function Input function |