| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32F302R6 Arkusz danych(PDF) 38 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F302R6 Arkusz danych(HTML) 38 Page - STMicroelectronics |
|
38 / 138 page ![]() --- 24 PC4 I/O TT - EVENTOUT, TIM1_ETR, USART1_TX --- 25 PC5 I/O TTa - EVENTOUT, TIM15_BKIN, TSC_G3_IO1, USART1_RX OPAMP2_VINM 15 G5 18 26 PB0 I/O TTa - TSC_G3_IO2, TIM1_CH2N, EVENTOUT ADC1_IN11, COMP4_INP, OPAMP2_VINP - G4 19 27 PB1 I/O TTa - TSC_G3_IO3, TIM1_CH3N, COMP4_OUT, EVENTOUT ADC1_IN12 - G3 20 28 PB2 I/O TTa - TSC_G3_IO4, EVENTOUT COMP4_INM - E3 21 29 PB10 I/O TT - TIM2_CH3, TSC_SYNC, USART3_TX, EVENTOUT - G2 22 30 PB11 I/O TTa - TIM2_CH4, TSC_G6_IO1, USART3_RX, EVENTOUT ADC1_IN14, COMP6_INP 16 D3 23 31 VSS_2 S - - Digital ground 17 B2 24 32 VDD_2 S - - Digital power supply - E2 25 33 PB12 I/O TT - TSC_G6_IO2, I2C2_SMBAL, SPI2_NSS/I2S2_WS, TIM1_BKIN, USART3_CK, EVENTOUT - G1 26 34 PB13 I/O TTa - TSC_G6_IO3, SPI2_SCK/I2S2_CK, TIM1_CH1N, USART3_CTS, EVENTOUT ADC1_IN13 Table 12. STM32F302x6/8 pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |