| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32L062K8 Arkusz danych(PDF) 40 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L062K8 Arkusz danych(HTML) 40 Page - STMicroelectronics |
|
40 / 118 page ![]() Pin descriptions STM32L062x8 40/118 DocID025937 Rev 8 12 12 E3 PA6 I/O FT - SPI1_MISO, TSC_G2_IO3, LPUART1_CTS, TIM22_CH1, EVENTOUT, COMP1_OUT ADC_IN6 13 13 F3 PA7 I/O FT - SPI1_MOSI, TSC_G2_IO4, TIM22_CH2, EVENTOUT, COMP2_OUT ADC_IN7 14 14 D3 PB0 I/O FT - EVENTOUT, TSC_G3_IO2 ADC_IN8, VREF_OUT 15 15 C3 PB1 I/O FT - TSC_G3_IO3, LPUART1_RTS_DE ADC_IN9, VREF_OUT -16 F2 PB2 I/O FT - LPTIM1_OUT, TSC_G3_IO4 - - - E2 PB10 I/O FT - TIM2_CH3, TSC_SYNC, LPUART1_TX, I2C2_SCL - - - D2 PB11 I/O FT - EVENTOUT, TIM2_CH4, LPUART1_RX, I2C2_SDA - 16 - - VSS S - - - - 17 17 F1 VDD S - - - - 18 18 E1 PA8 I/O FT - MCO, USB_CRS_SYNC, EVENTOUT, USART1_CK - 19 19 D1 PA9 I/O FT - MCO, TSC_G4_IO1, USART1_TX - 20 20 C1 PA10 I/O FT - TSC_G4_IO2, USART1_RX - Table 15. STM32L062x8 pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |