| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32L053 Arkusz danych(PDF) 46 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L053 Arkusz danych(HTML) 46 Page - STMicroelectronics |
|
46 / 132 page ![]() Table 17. Alternate function port B Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 SPI1/SPI2/I2S2/ USART1/ EVENTOUT/ I2C1/LCD LPUART1/LPTIM /TIM2/SYS_AF/ EVENTOUT I2C1/TSC I2C1/TIM22/ EVENTOUT/ LPUART1 SPI2/I2S2/I2C2 I2C2/TIM21/ EVENTOUT Port B PB0 EVENTOUT LCD_SEG5 - TSC_G3_IO2 - - - PB1 - LCD_SEG6 - TSC_G3_IO3 LPUART1_RTS_ DE -- PB2 - - LPTIM1_OUT TSC_G3_IO4 - - - PB3 SPI1_SCK LCD_SEG7 TIM2_CH2 TSC_G5I_O1 EVENTOUT - - PB4 SPI1_MISO LCD_SEG8 EVENTOUT TSC_G5_IO2 TIM22_CH1 - - PB5 SPI1_MOSI LCD_SEG9 LPTIM1_IN1 I2C1_SMBA TIM22_CH2 - - PB6 USART1_TX I2C1_SCL LPTIM1_ETR TSC_G5_IO3 - - - PB7 USART1_RX I2C1_SDA LPTIM1_IN2 TSC_G5_IO4 - - - PB8 - LCD_SEG16 - TSC_SYNC I2C1_SCL - - PB9 - LCD_COM3 EVENTOUT - I2C1_SDA SPI2_NSS/I2S2_ WS - PB10 - LCD_SEG10 TIM2_CH3 TSC_SYNC LPUART1_TX SPI2_SCK I2C2_SCL PB11 EVENTOUT LCD_SEG11 TIM2_CH4 TSC_G6_IO1 LPUART1_RX - I2C2_SDA PB12 SPI2_NSS/I2S2_WS LCD_SEG12 LPUART1_RTS_ DE TSC_G6_IO2 - I2C2_SMBA EVENTOUT PB13 SPI2_SCK/I2S2_CK LCD_SEG13 - TSC_G6_IO3 LPUART1_CTS I2C2_SCL TIM21_CH1 PB14 SPI2_MISO/I2S2_MCK LCD_SEG14 RTC_OUT TSC_G6_IO4 LPUART1_RTS_ DE I2C2_SDA TIM21_CH2 PB15 SPI2_MOSI/I2S2_SD LCD_SEG15 RTC_REFIN - - - - |