| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32L471RG Arkusz danych(PDF) 67 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L471RG Arkusz danych(HTML) 67 Page - STMicroelectronics |
|
67 / 218 page ![]() DocID027226 Rev 1 67/218 STM32L471xx Pinouts and pin description 90 44 70 B12 103 PA11 I/O FT - TIM1_CH4, TIM1_BKIN2, USART1_CTS, CAN1_RX, TIM1_BKIN2_COMP1, EVENTOUT - 45 71 A12 104 PA12 I/O FT - TIM1_ETR, USART1_RTS_DE, CAN1_TX, EVENTOUT - 46 72 A11 105 PA13 (JTMS-SWDIO) I/O FT (3) JTMS-SWDIO, IR_OUT, EVENTOUT - 47 - - - VSS S - - - - 48 73 C11 106 VDD S - - - - - 74 F11 107 VSS S - - - - - 75 G11 108 VDD S - - - - 49 76 A10 109 PA14 (JTCK-SWCLK) I/O FT (3) JTCK-SWCLK, EVENTOUT - 50 77 A9 110 PA15 (JTDI) I/O FT (3) JTDI, TIM2_CH1, TIM2_ETR, SPI1_NSS, SPI3_NSS, UART4_RTS_DE, TSC_G3_IO1, SAI2_FS_B, EVENTOUT - 51 78 B11 111 PC10 I/O FT - SPI3_SCK, USART3_TX, UART4_TX, TSC_G3_IO2, SDMMC1_D2, SAI2_SCK_B, EVENTOUT - 52 79 C10 112 PC11 I/O FT - SPI3_MISO, USART3_RX, UART4_RX, TSC_G3_IO3, SDMMC1_D3, SAI2_MCLK_B, EVENTOUT - 53 80 B10 113 PC12 I/O FT - SPI3_MOSI, USART3_CK, UART5_TX, TSC_G3_IO4, SDMMC1_CK, SAI2_SD_B, EVENTOUT - - 81 C9 114 PD0 I/O FT - SPI2_NSS, DFSDM_DATIN7, CAN1_RX, FMC_D2, EVENTOUT - Table 15. STM32L471xx pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |