| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32F732ICT7 Arkusz danych(PDF) 76 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F732ICT7 Arkusz danych(HTML) 76 Page - STMicroelectronics |
|
76 / 122 page ![]() - - 126 B9 154 - B9 C8 126 154 PG11 I/O FT - SDMMC2_D2, FMC_INT, EVENTOUT - - - 127 B8 155 - B8 B8 127 155 PG12 I/O FT - LPTIM1_IN1, USART6_RTS, SDMMC2_D3, FMC_NE4, EVENTOUT - - - 128 A8 156 - A8 D7 128 156 PG13 I/O FT - TRACED0, LPTIM1_OUT, USART6_CTS, FMC_A24, EVENTOUT - - - 129 A7 157 - A7 C7 129 157 PG14 I/O FT - TRACED1, LPTIM1_ETR, USART6_TX, QUADSPI_BK2_IO3, FMC_A25, EVENTOUT - - - 130 D7 158 - D7 - 130 158 VSS S - - - - Table 10. STM32F732xx and STM32F733xx pin and ball definition (continued) Pin Number Pin name (function after reset)(1) Alternate functions Additional functions STM32F732xx STM32F733xx |