| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LMV82X Arkusz danych(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LMV82X Arkusz danych(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 32 page ![]() DocID022467 Rev 4 3/32 LMV82x, LMV82xA Package pin connections 32 1 Package pin connections Figure 1. Pin connections for each package (top view) 1. The exposed pad of DFN8 2x2 can be connected to VCC- or left floating. MiniSO8 TSSOP14 / SO14 MiniSO10 TSSOP16 DFN8 2x2(1) SC70-5 / SOT23-5 SOT23-6 |