| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STLVDS3486 Arkusz danych(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STLVDS3486 Arkusz danych(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 15 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) STLVDS3486 Package mechanical data 13/15 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 330 12.992 C 12.8 13.2 0.504 0.519 D 20.2 0.795 N 60 2.362 T 22.4 0.882 Ao 6.7 6.9 0.264 0.272 Bo 5.3 5.5 0.209 0.217 Ko 1.6 1.8 0.063 0.071 Po 3.9 4.1 0.153 0.161 P 7.9 8.1 0.311 0.319 Tape & Reel TSSOP16 MECHANICAL DATA Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |