| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ST2L05R1815K5 Arkusz danych(PDF) 20 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST2L05R1815K5 Arkusz danych(HTML) 20 Page - STMicroelectronics |
|
20 / 23 page ![]() ST2L05 20/23 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 0.80 0.90 1.00 0.032 0.035 0.039 b 0.35 0.40 0.47 0.014 0.016 0.018 D 5.00 0.197 D2 4.05 4.2 4.30 0.163 0.165 0.167 E 6.00 0.236 E2 3.40 3.55 3.65 0.134 0.140 0.144 e 1.27 0.049 L 0.70 0.80 0.90 0.028 0.031 0.035 DFN8 (5x6) MECHANICAL DATA |