Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ST2L05R1828PS Arkusz danych(PDF) 19 Page - STMicroelectronics

Numer części ST2L05R1828PS
Szczegółowy opis  VERY LOW QUIESCENT CURRENT DUAL VOLTAGE REGULATOR
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST2L05R1828PS Arkusz danych(HTML) 19 Page - STMicroelectronics

Back Button ST2L05R1828PS Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics ST2L05R1828PS Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics ST2L05R1828PS Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics ST2L05R1828PS Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics ST2L05R1828PS Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics ST2L05R1828PS Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics ST2L05R1828PS Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics ST2L05R1828PS Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics ST2L05R1828PS Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 23 page
background image
ST2L05
19/23
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
1.78
2.03
0.070
0.080
A2
0.03
0.13
0.001
0.005
C
0.25
0.010
C1
0.25
0.010
D
1.02
1.27
0.040
0.050
D1
7.87
8.13
0.310
0.320
F
0.63
0.79
0.025
0.031
G
1.69
0.067
G1
6.8
0.268
H1
5.59
0.220
H2
9.27
9.52
0.365
0.375
H3
8.89
9.14
0.350
0.360
L
10.41
10.67
0.410
0.420
L1
7.49
0.295
L2
8.89
9.14
0.350
0.360
M
0.79
1.04
0.031
0.041
N
0.25
0.010
V3˚
6˚
3˚
6˚
SPAK-5L MECHANICAL DATA
PO13F1/B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23