Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

VN920DB5-E Arkusz danych(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Numer części VN920DB5-E
Szczegółowy opis  High-side driver
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VN920DB5-E Arkusz danych(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  VN920DB5-E Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics VN920DB5-E Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics VN920DB5-E Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics VN920DB5-E Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics VN920DB5-E Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics VN920DB5-E Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics VN920DB5-E Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics VN920DB5-E Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics VN920DB5-E Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 26 page
background image
Contents
VN920DB5-E
2/26
Doc ID 17493 Rev 3
Contents
1
Block diagram and pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2
Electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2
Thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.4
Electrical characteristics curves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3
Application information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.1
GND protection network against reverse battery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.1.1
Solution 1: resistor in the ground line (RGND only) . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.1.2
Solution 2: diode (DGND) in the ground line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.2
Load dump protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.3
MCU I/Os protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.4
P2PAK maximum demagnetization energy (VCC = 13.5 V) . . . . . . . . . . . 18
4P2PAK thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5
Package and packing information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.1
ECOPACK® packages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.2
P2PAK mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.3
P2PAK packing information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com