Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

80960JD Arkusz danych(PDF) 38 Page - Intel Corporation

Numer części 80960JD
Szczegółowy opis  3.3 V EMBEDDED 32-BIT MICROPROCESSOR
PDF  59 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INTEL [Intel Corporation]
Strona internetowa  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

80960JD Arkusz danych(HTML) 38 Page - Intel Corporation

Back Button 80960JD Datasheet HTML 34Page - Intel Corporation 80960JD Datasheet HTML 35Page - Intel Corporation 80960JD Datasheet HTML 36Page - Intel Corporation 80960JD Datasheet HTML 37Page - Intel Corporation 80960JD Datasheet HTML 38Page - Intel Corporation 80960JD Datasheet HTML 39Page - Intel Corporation 80960JD Datasheet HTML 40Page - Intel Corporation 80960JD Datasheet HTML 41Page - Intel Corporation 80960JD Datasheet HTML 42Page - Intel Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 59 page
background image
80960JD
32
PRODUCT PREVIEW
Figure 14. Input Setup and Hold Waveform for TIS2 and TIH2
Figure 15. Input Setup and Hold Waveform for TIS3 and TIH3
CLKIN
Valid
HOLD,
1.5V
1.5V
1.5V
1.5V
1.5V
TIS2
TIH2
RDYRCV
CLKIN
RESET
1.5V
1.5V
TIH3
TIS3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59