Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SP724AHT Arkusz danych(PDF) 6 Page - Littelfuse

Numer części SP724AHT
Szczegółowy opis  TVS Diode Arrays
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  LITTELFUSE [Littelfuse]
Strona internetowa  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

SP724AHT Arkusz danych(HTML) 6 Page - Littelfuse

  SP724AHT Datasheet HTML 1Page - Littelfuse SP724AHT Datasheet HTML 2Page - Littelfuse SP724AHT Datasheet HTML 3Page - Littelfuse SP724AHT Datasheet HTML 4Page - Littelfuse SP724AHT Datasheet HTML 5Page - Littelfuse SP724AHT Datasheet HTML 6Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
251
www .littelfuse .com
5
TVS Diode Arrays
SP724
SCR Diode Array for ESD and Transient Overvoltage Protection
SOT23-6
8mm TAPE AND REEL
GENERAL INFORMATION
1. 3000 PIECES PER REEL.
2. ORDER IN MULTIPLES OF FULL REELS ONLY .
3. MEETS EIA-481 REVISION "A" SPECIFICATIONS.
2.0mm
4.0mm
C
L
1.75mm
1.5mm
DIA. HOLE
8mm
4.0mm
8.4mm
180mm
14.4mm
13mm
60mm
ACCESS HOLE
COVER TAPE
Rev. 0 2/99
USER DIRECTION OF FEED
PIN 1
SOT-23 (8mm POCKET PITCH)



Html Pages

1 2 3 4 5 6