| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LGT67F Arkusz danych(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LGT67F Arkusz danych(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 20 page ![]() Version 1.0 LG T67F 2012-03-12 5 Brightness Groups Helligkeits-Gruppierungsschema Forward Voltage Groups 4) page 19 Durchlassspannungsgruppe 4) Seite 19 Dominant Wavelength Groups 3) page 19 Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 19 Group Brightness 1) page 19 Brightness 1) page 19 Luminous Flux 7) page 19 Gruppe Lichtstärke 1) Seite 19 Lichtstärke 1) Seite 19 Lichtstrom 7) Seite 19 (min.) I v [mcd] (max.) I v [mcd] (typ.) Φ V [mlm] R1 112 140 380 R2 140 180 480 S1 180 224 600 S2 224 280 750 T1 280 355 950 Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Group Gruppe (min.) V F [V] (max.) V F [V] G3 1.90 2.05 K3 2.05 2.20 N3 2.20 2.35 R3 2.35 2.50 Group green Gruppe (min.) λ dom [nm] (max.) λ dom [nm] 2 565 569 3 569 572 4 572 575 Note: No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection. Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten. |