| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MBR1060FCT Arkusz danych(PDF) 2 Page - PACELEADER INDUSTRIAL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MBR1060FCT Arkusz danych(HTML) 2 Page - PACELEADER INDUSTRIAL |
|
2 / 2 page ![]() 10 8 6 4 2 0 0 50 100 150 CASE TEMPERATURE, 40 20 10 8 6 4 2 1.0 .8 ..6 .4 .2 .1 .4 .5 .6 .7 .8 9 1.0 1.1 60V 40. 45V TJ = 25 PULSE WIDTH = 200 s 100V INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTIC Fig. 1-FORWARD CURRENT DERATING CURVE Fig. 2-TYPICAL INSTNATANEOUS FORWARD CHARACTERISTIC 150 130 110 90 70 50 30 20 10 1 2 5 10 20 50 100 8.3ms SINGLE HALF SINE WAVE JEDEC METHOD NO. OF CYCLES AT 60Hz Fig. 3-MAXIMUM NON-REPETITIVE SURGE CURRENT 2 10.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS -40V- 100V MBR1040FCT THRU MBR1060FCT www.paceleader.tw |