Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

GRCSHPM1.23 Arkusz danych(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Numer części GRCSHPM1.23
Szczegółowy opis  Accent and effect lighting
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GRCSHPM1.23 Arkusz danych(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GRCSHPM1.23 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GRCSHPM1.23 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GRCSHPM1.23 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GRCSHPM1.23 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GRCSHPM1.23 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GRCSHPM1.23 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GRCSHPM1.23 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GRCSHPM1.23 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GRCSHPM1.23 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2016-11-07
2
Version 1.0
GR CSHPM1.23
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 350 mA
ΦV [lm]
GR CSHPM1.23-JTKP-1
61 ... 76.3
Q65112A2499
GR CSHPM1.23-JUKQ-1
65.8 ... 82
Q65112A0769
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GR CSHPM1.23-JUKQ-1 means
that only one group JU, KP, KQ will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. GR CSHPM1.23-JUKQ-1 means that only one wavelength group 1 will be shippable. GR
CSHPM1.23-JUKQ-1 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GR CSHPM1.23-JUKQ-1 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen JU, KP, KQ enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. GR CSHPM1.23-JUKQ-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 1 enthalten ist (siehe Seite 5). GR CSHPM1.23-JUKQ-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22