| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LCWW5SM Arkusz danych(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LCWW5SM Arkusz danych(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 26 page ![]() 2017-06-06 2 Version 1.3 LCW W5SM Ordering Information Bestellinformation Type: Color Temperature Luminous Flux 1) page 25 Ordering Code Typ: Farbtemperatur Lichtstrom 1) Seite 25 Bestellnummer I F = 350 mA [K] ΦV [lm] LCW W5SM-JXKY-4O9Q 3500 45 ... 97 Q65110A9681 LCW W5SM-JXKX-4U9X 2700 45 ... 82 Q65110A9692 LCW W5SM-JYKY-4L8N 4000 52 ... 97 Q65110A9694 LCW W5SM-JYKY-4R9T 3000 52 ... 97 Q65110A9693 LCW W5SM-JYKZ-4J8K 4500 52 ... 112 Q65110A9698 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCW W5SM-JXKX-4U9X means that only one group JX, JY, JZ, KX will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LCW W5SM-JXKX-4U9X means that the device will be shipped within the specified limits. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCW W5SM-JXKX-4U9X bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen JX, JY, JZ, KX enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LCW W5SM-JXKX-4U9X bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. LCW W5SM-JXKX-4U9X bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. |